công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR0058 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR0058
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Rotation Sensor V2 (SKU: DFR0058)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR0058 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DFROBOT

  DFR0058 Datasheet HTML 1Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 2Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 3Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 4Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
 
 
Analog Rotation Sensor V2 (SKU: DFR0058)
 
Contents
1 Introduction
2 Specification
3 Pin Definition
4 Tutorial
4.1 Requirements
4.2 Connection Diagram
4.3 Sample Code
5 Dimension Diagram
Introduction
This V2 Rotation Sensor is arduino compatible multi-ring rotation analog sensor. It is based on multi-
turn precision potentiometer. It can rotate upto 10 laps. If the sensor input 5V voltage power, then
the 5000mV will be divided into 3600 portions(10 laps), when you adjust the rotation of the 3
degrees and then the voltage will have 2mV change, so you can accurately achieve the effect of
voltage with small changes. and it is easy to be connected to Arduino or DFRduino with our sensor
expansion board.


Số phần tương tự - DFR0058

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DFROBOT
DFR0050 DFROBOT-DFR0050 Datasheet
76Kb / 1P
Xbee USB adapter (FTDI ready)
DFR0051 DFROBOT-DFR0051 Datasheet
249Kb / 3P
Analog Voltage Divider SKU: DFR0051
DFR0052 DFROBOT-DFR0052 Datasheet
315Kb / 3P
Analog Piezo Disk Vibration Sensor (SKU:DFR0052)
DFR0053 DFROBOT-DFR0053 Datasheet
135Kb / 3P
Analog Slide Position Sensor (SKU: DFR0053)
DFR0054 DFROBOT-DFR0054 Datasheet
226Kb / 4P
Analog Rotation Sensor V1 (SKU: DFR0054)
More results

Mô tả tương tự - DFR0058

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MRSM75 NEC-MRSM75 Datasheet
83Kb / 2P
Rotation detection MR sensor
logo
Vishay Siliconix
P22S VISHAY-P22S Datasheet
96Kb / 4P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensors
06-Oct-16
POHR36 VISHAY-POHR36 Datasheet
262Kb / 11P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensor
02-Mar-17
POPR27 VISHAY-POPR27 Datasheet
122Kb / 5P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensor
04-Jan-17
PP12SR VISHAY-PP12SR Datasheet
96Kb / 4P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensor
25-Jan-18
PP36 VISHAY-PP36 Datasheet
91Kb / 3P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensor
25-Jan-18
logo
SparkFun Electronics
SPX-14687 SPARKFUN-SPX-14687 Datasheet
145Kb / 2P
Robotic Finger Sensor v2
12????9
logo
Vishay Siliconix
P22S VISHAY-P22S_V01 Datasheet
93Kb / 4P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensors
06-Oct-16
POHR36 VISHAY-POHR36_V01 Datasheet
266Kb / 11P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensors
08-Mar-2019
POTH12 VISHAY-POTH12_V01 Datasheet
297Kb / 14P
Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensors
25-Aug-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com