công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2953A bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP2953A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LP2953A bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LP2953A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LP2953A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 41 page
background image
LP2952-N, LP2952A, LP2953, LP2953A
SNVS095F – MAY 2004 – REVISED MARCH 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified: VIN = 6 V, IOUT = 1 mA, COUT = 2.2 μF, VSD = 3 V, TA = 25°C, VOUT = 5 V.
Figure 19. Feedback Bias Current
Figure 20. FEEDBACK Pin Current
Figure 22. Comparator Sink Current
Figure 21. Error Output
Figure 23. Divider Resistance
Figure 24. Dropout Detection Comparator Threshold
Voltages
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LP2952-N LP2952A LP2953 LP2953A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com