công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DLP2000AFQC.B bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DLP2000AFQC.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  DLP2000 (.2 nHD) DMD
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DLP2000AFQC.B bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments DLP2000AFQC.B Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 37 page
background image
Table 7-2. Example Landed Duty Cycle for Full-Color
Pixels
Red Cycle
Percentage
Green Cycle
Percentage
Blue Cycle
Percentage
50%
20%
30%
Red Scale
Value
Green Scale
Value
Blue Scale
Value
Landed Duty
Cycle
0%
0%
0%
0/100
100%
0%
0%
50/50
0%
100%
0%
20/80
0%
0%
100%
30/70
12%
0%
0%
6/94
0%
35%
0%
7/93
0%
0%
60%
18/82
100%
100%
0%
70/30
0%
100%
100%
50/50
100%
0%
100%
80/20
12%
35%
0%
13/87
0%
35%
60%
25/75
12%
0%
60%
24/76
100%
100%
100%
100/0
DLP2000
DLPS140B – MARCH 2019 – REVISED MAY 2022
www.ti.com
22
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DLP2000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com