công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện LCR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOLDED RESISTORS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

LCR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - YAGEO Corporation

  LCR Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.yageo.com
Sep. 27, 2023 V.1
Molded Resistors
3
7
Product Specification
LCR
Through Hole Resistors
DIMENSIONS
Unit: mm
Normal
A
ψD
ψd
H
F
LCR100
11.0±1.0
3.0 ± 0.5
0.6 ± 0.05
33 ± 3.0
31 ± 2.0
LCR300
14.0±1.0
5.2 ± 0.5
0.8 ± 0.05
30 ± 3.0
34 ± 2.0
LCR500
24.0±1.0
8.4 ± 0.5
1.0 ± 0.05
30 ± 3.0
44 ± 2.0
LCR10A
46.5±1.0
10.0 ± 0.5
1.0 ± 0.05
36 ± 3.0
66 ± 2.0
DERATING CURVE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
LCR100
LCR300
LCR500
LCR10A
Power Rating at 75 °C
1W
3W
5W
10W
Operating Temp. Range
0.02Ω~0.8Ω
0.005Ω~0.8Ω
0.01Ω~0.8Ω
0.01Ω~0.8Ω
Voltage Proof on Insulation
500V
500V
500V
500V
Maximum Working Voltage
√(P X R)
Operating Temp. Range
- 55°C to +175°C
Temperature Coefficient
≦200ppm/°C
Note: For resistance value out of above range is by request.
75°C
Rated Power (%)
100
80
60
40
20
50
100
150
175
Ambient Temperature (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com