công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện LCR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOLDED RESISTORS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

LCR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - YAGEO Corporation

  LCR Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation LCR Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
DATA SHEET
MOLDED RESISTORS
Low Ohmic, Current Sense
LCR Series
±1%, ±2%, ±3%, ±5%
1W to 10W
RoHS compliant & Halogen Free


Số phần tương tự - LCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Apex Electronics Co., L...
LCR APEX-ELECTRONICS-LCR Datasheet
681Kb / 2P
Round pushbutton switch, optional lamp, UL, VDE certified
logo
List of Unclassifed Man...
LCR-0203 ETC-LCR-0203 Datasheet
216Kb / 3P
Analog Linear Coupling
logo
FOTEK CONTROLS CO., LTD...
LCR-100 FOTEK-LCR-100 Datasheet
1Mb / 4P
Enhanced Heat sink Solid state module
LCR-100-H FOTEK-LCR-100-H Datasheet
1Mb / 4P
Enhanced Heat sink Solid state module
LCR-40 FOTEK-LCR-40 Datasheet
1Mb / 4P
Enhanced Heat sink Solid state module
More results

Mô tả tương tự - LCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
RCMM VISHAY-RCMM Datasheet
142Kb / 2P
Molded Metal Film Resistors
16-Jul-02
RMB VISHAY-RMB Datasheet
203Kb / 2P
Molded Precision Wirewound Resistors Axial Leads
23-Sep-13
logo
KOA Speer Electronics, ...
SL1TTE KOA-SL1TTE Datasheet
102Kb / 2P
surface mount molded current sense resistors
logo
American Accurate Compo...
CSRMS1R005DM AAC-CSRMS1R005DM Datasheet
107Kb / 2P
CURRENT SENSE - Molded Current Sense Resistors
logo
Vishay Siliconix
RCMS02 VISHAY-RCMS02 Datasheet
309Kb / 4P
Molded Metal Film High Stability Resistors
02-Oct-09
logo
Riedon Powertron
MP55 RIEDON-MP55 Datasheet
189Kb / 2P
Ultra Precision Molded Metal Film Resistors
logo
KOA Speer Electronics, ...
SL1TTE51L0F KOA-SL1TTE51L0F Datasheet
327Kb / 3P
surface mount molded current sense resistors
logo
Vishay Siliconix
RMB VISHAY-RMB Datasheet
100Kb / 4P
Molded Precision Wirewound Resistors Axial Leads
23-Sep-13
RCMM VISHAY-RCMM_V01 Datasheet
76Kb / 3P
Molded Metal Film Resistors
27-Jul-2021
RCMS02 VISHAY-RCMS02_V01 Datasheet
83Kb / 4P
Molded Metal Film High Stability Resistors
27-Jul-2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com