công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2829 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Channel High-Speed MOSFET Drivers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS2829 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2829 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
20
15
5
0
4
6
8
1 0
25
35
40
12
14
TA = 25°C
CL = 2200 pF
CL = 1000 pF
CL = 0
PROPAGATION DELAY TIME,
HIGH-TO-LOW-LEVEL OUTPUT
vs
SUPPLY VOLTAGE
V
- Supply Voltage - V
CC
30
10
20
15
5
0
4
6
8
1 0
25
35
40
12
14
PROPAGATION DELAY TIME,
LOW-TO-HIGH-LEVEL OUTPUT
vs
SUPPLY VOLTAGE
V
- Supply Voltage - V
CC
30
10
TA = 25°C
CL = 2200 pF
CL = 1000 pF
CL = 0
RISE TIME
vs
AMBIENT TEMPERATURE
16
15
14
13
17
18
19
VCC = 10 V
Load = 1000 pF
f = 100 kHz
Ambient Temperature - °C
-50
-25
0
25
50
75
100
125
15
13
12
10
17
18
20
FALL TIME
vs
AMBIENT TEMPERATURE
VCC = 10 V
Load = 1000 pF
f = 100 kHz
16
14
11
19
Ambient Temperature - °C
-50
-25
0
25
50
75
100
125
TPS2816-Q1 , TPS2817-Q1, TPS2818-Q1
TPS2819-Q1, TPS2828-Q1, TPS2829-Q1
www.ti.com
SPRS289B
– AUGUST 2005 – REVISED SEPTEMBER 2011
Figure 6.
Figure 7.
Figure 8.
Figure 9.
Copyright
© 2005–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com