công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2829 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Channel High-Speed MOSFET Drivers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS2829 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TPS2829 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS2829 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
TPS2816-Q1 , TPS2817-Q1, TPS2818-Q1
TPS2819-Q1, TPS2828-Q1, TPS2829-Q1
www.ti.com
SPRS289B
– AUGUST 2005 – REVISED SEPTEMBER 2011
TPS28xxY ELECTRICAL CHARACTERISTICS
at TA = 25°C, VCC = 10 V, VDD tied to VCC, CL = 1 nF (unless otherwise specified)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
INPUTS
VCC = 5 V
3.3
Positive-going input threshold voltage
VCC = 10 V
6.6
V
VCC = 14 V
9.3
VCC = 5 V
1.7
Negative-going input threshold voltage
VCC = 10 V
3.3
V
VCC = 14 V
4.6
Input voltage hysteresis
1.3
V
Input current, TPS2818/19/28/29
Input = 0 V or VCC
0.2
µA
Input = 0 V
650
Input current, TPS2816/17
µA
Input = VCC
15
Input resistance
1000
M
Ω
Input capacitance
5
pF
OUTPUTS
IO = –1 mA
9.9
High-level outupt voltage
V
IO = –100 mA
9.1
IO = 1 mA
0.18
Low-level outupt voltage
V
IO = 100 mA
1
REGULATOR, TPS2816 THROUGH TPS2819
Output voltage
14
≤ VDD ≤ 40 V, 0 ≤ IO ≤ 20 mA
11.5
V
Output voltage in dropout
IO = 10 mA, VDD = 10 V
9
V
SUPPLY CURRENT
IN = high = 10 V
150
TPS2816,
TPS2817
IN = low = 0 V
650
TPS2818,
Supply current into VCC
µA
25
TPS2819
IN = high or low, High = 10 V, Low = 0 V
TPS2828,
0.1
TPS2829
TPS2816,
650
TPS2817
Supply current into VDD
VDD = 20 V, IN = high = 10 V or low = 0 V
µA
TPS2818,
50
TPS2819
Copyright
© 2005–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Link(s): TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com