công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G79DBVT bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G79DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1G79 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1G79DBVT bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC1G79DBVT Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 32 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
1.7
1.5
2X 0.5
2X 1
5X
0.3
0.1
0.6 MAX
5X
0.18
0.08
5X
0.4
0.2
0.05
0.00
TYP
5X
0.27
0.15
2X 0 -10
2X 4 -15
1.3
1.1
1.7
1.5
NOTE 3
SOT - 0.6 mm max height
DRL0005A
PLASTIC SMALL OUTLINE
4220753/E 11/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-293 Variation UAAD-1
1
5
PIN 1
ID AREA
3
4
SEATING PLANE
0.05 C
SCALE 8.000
0.1
C A B
0.05
C
SYMM
SYMM
A
B
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com