| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L452RET6 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452RET6 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 210 page ![]() DocID029968 Rev 3 85/210 STM32L452xx Memory mapping 85 APB1 0x4000 3000 - 0x4000 33FF 1 KB IWDG 0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF 1 KB WWDG 0x4000 2800 - 0x4000 2BFF 1 KB RTC 0x4000 1400 - 0x4000 27FF 5 KB Reserved 0x4000 1000 - 0x4000 13FF 1 KB TIM6 0x4000 0800- 0x4000 0FFF 2 KB Reserved 0x4000 0400 - 0x4000 07FF 1 KB TIM3 0x4000 0000 - 0x4000 03FF 1 KB TIM2 1. The gray color is used for reserved boundary addresses. Table 19. STM32L452xx memory map and peripheral register boundary addresses(1) (continued) Bus Boundary address Size(bytes) Peripheral |