| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L452RET6 bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452RET6 bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 210 page ![]() Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 - - SPI1_NSS DFSDM1_ CKIN0 USART3_CK PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 - - - DFSDM1_ DATIN0 USART3_RTS_ DE PB2 RTC_OUT LPTIM1_OUT - - I2C3_SMBA - DFSDM1_ CKIN0 - PB3 JTDO/ TRACESWO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_RTS_ DE PB4 NJTRST - TIM3_CH1 - I2C3_SDA SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS PB5 - LPTIM1_IN1 TIM3_CH2 CAN1_RX I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK PB6 - LPTIM1_ETR - - I2C1_SCL I2C4_SCL - USART1_TX PB7 - LPTIM1_IN2 - - I2C1_SDA I2C4_SDA - USART1_RX PB8 -- -- I2C1_SCL - - - PB9 - IR_OUT - - I2C1_SDA SPI2_NSS - - PB10 - TIM2_CH3 - I2C4_SCL I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - I2C4_SDA I2C2_SDA - - USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - TIM1_BKIN_C OMP2 I2C2_SMBA SPI2_NSS DFSDM1_ DATIN1 USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N - - I2C2_SCL SPI2_SCK DFSDM1_ CKIN1 USART3_CTS PB14 - TIM1_CH2N - - I2C2_SDA SPI2_MISO DFSDM1_ DATIN2 USART3_RTS_ DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N - - - SPI2_MOSI DFSDM1_ CKIN2 - Table 17. Alternate function AF0 to AF7 (for AF8 to AF15 see Table 18) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2 LPTIM1 I2C4/TIM1/ TIM2/TIM3 I2C4/USART2/ CAN1/TIM1 I2C1/I2C2/ I2C3/I2C4 SPI1/SPI2/I2C4 SPI3/DFSDM/ COMP1 USART1/ USART2/ USART3 |