công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1605IPAPR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1605IPAPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS1605IPAPR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1605IPAPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS1605IPAPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 39 page
background image
ADS1605
ADS1606
SBAS274H − MARCH 2003 − REVISED MAY 2007
www.ti.com
16
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
All specifications at TA = 25°C, AVDD = 5V, DVDD = IOVDD = 3V, fCLK = 40MHz, External VREF = +3V, 2XMODE = low, VCM = 2.0V, and
RBIAS = 37kΩ, unless otherwise noted.
INTEGRAL NONLINEARITY
5k
10k
15k
20k 25k
−25k −20k −15k −10k −5k
0
Output Code (LSB)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
f
IN = 100Hz, − 1.5dBFS
DIFFERENTIAL NONLINEARITY
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
5k
10k 15k
20k 25k
−25k −20k −15k −10k −5k
0
Output Code (LSB)
f
IN =100Hz, − 1.5dBFS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com