công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS65160APWPR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS65160APWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIAS POWER SUPPLY FOR TV AND MONITOR TFT LCD PANELS
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS65160APWPR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button TPS65160APWPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TPS65160APWPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
COMP
VINB
FREQ
EN1
EN2
DRN
FBN
REF
PGND
PGND
SW
SW
AVIN
FB
GND
OS
DRP
FBP
Boot
SWB
NC
DLY1
TPS65160
D1
SL22
D2
D3
D4
D5
SS
VINB
GD
FBB
DLY2
SUP
GD
Vin
12 V
C1
2*22 mF
C3
1 mF
C16
1 mF
C6
0.47 mF
VGL
−5 V/50 mA
C7
470 mF
R3
620 kW
R4
150 kW
C8
220 nF
C9
22 nF
C10
10 nF
C11
10 nF
C17
22 nF
D6
SL22
L2
15 mH
Cb
100 nF
R8
1.2 kW
R7
2 kW
C14
10 nF
C12
2*22 mF
Vlogic
3.3 V/1.5 A
R6
44.2 kW
R5
909 kW
C13
0.47 mF
VGH
26 V/50 mA
0.47 mF
C5
Vs
15 V/1.5 A
R2
56 kW
C15
470 nF
C2
3*22 mF
R1
680 kW
C4
22 pF
L1
10 mH
8
12
20
21
22
16
9
11
13
24
6
7
28
25
4
5
1
3
23
27
10
14
17
18
19
15
2
26
TPS65160, TPS65160A
www.ti.com
SLVS566C – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
APPLICATION INFORMATION
Figure 19. Positive-Charge Pump Doubler Running From the Output VS (SUP = VS)
Required When Higher VGH Voltages Are Needed.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
21
Product Folder Links: TPS65160 TPS65160A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com