công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICVN2103C200PB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Johanson Dielectrics Inc

tên linh kiện ICVN2103C200PB
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD CHIP VARISTORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JOHANSONDIELECTRICS [Johanson Dielectrics Inc]
Trang chủ  https://www.johansondielectrics.com/
Logo JOHANSONDIELECTRICS - Johanson Dielectrics Inc

ICVN2103C200PB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Johanson Dielectrics Inc

  ICVN2103C200PB Datasheet HTML 1Page - Johanson Dielectrics Inc ICVN2103C200PB Datasheet HTML 2Page - Johanson Dielectrics Inc ICVN2103C200PB Datasheet HTML 3Page - Johanson Dielectrics Inc ICVN2103C200PB Datasheet HTML 4Page - Johanson Dielectrics Inc ICVN2103C200PB Datasheet HTML 5Page - Johanson Dielectrics Inc ICVN2103C200PB Datasheet HTML 6Page - Johanson Dielectrics Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
15191 Bledsoe St., Sylmar, CA 91342
Tel (818) 364-9800
• Fax (818) 364-6100
Varistors
Page 3 of 14
HOW TO ORDER Chip Varistors
ICVN
05
05 X 150 P B
1
2
3 4
5 6 7
1 SERIES NAME
CODE
PRODUCT NAME
ICVN
Normal type chip varistor
ICVL
Low capacitance type chip varistor
2 SIZE DESIGNATOR
CODE
SIZE in MM (inches)
05
1.0 X 0.5 (.040 x .020)
10
1.6 X 0.8 (.063 x .031)
21
2.0 X1.25 (.079 x .050)
31
3.2 X 1.6 (.126 x .063)
3 WORKING VOLTAGE
CODE
VOLTAGE (VDC)
CODE
VOLTAGE (VDC)
03
3.3
18
18.0
05
5.6
26
26.0
09
9.0
30
30.0
12
12.0
48
48.0
14
14.0
60
60.0
4 ENERGY
CODE
ENERGY (J)
CODE
ENERGY (J)
A
0.1
H
1.2
C
0.3
J
1.5
D
0.4
P
3.0
F
0.7
V
0.02
G
0.9
X
0.05
5 CLAMPING VOLTAGE
CODE
VOLTAGE (V)
CODE
VOLTAGE (V)
100
10.0
500
50.0
150
15.5
560
56.0
200
20.0
580
58.0
250
25.0
620
62.0
300
30.0
650
65.0
390
39.0
101
100.0
400
40.0
121
120.0
6 TERMINATION TYPE
CODE
TYPE
S
Solderable (Ag/Pd/Pt)
P
Electroplate (Ni Sn)
7 PACKAGING TYPE
CODE
TYPE
B
Bulk Case Packaging
R
Paper Tape & Reel pack
E
Embossed Plastic Tape & Reel pack
P/N Example: ICVN0518X400SE



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com