công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2264CD bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2264CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2264CD bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2264CD Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 75 page
background image
TLC226x, TLC226xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS177D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
56
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL INFORMATION
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040064 / D 10/95
14 PIN SHOWN
Seating Plane
0,10 MIN
1,20 MAX
1
A
7
14
0,19
4,50
4,30
8
6,10
6,70
0,32
0,75
0,50
0,25
Gage Plane
0,15 NOM
0,65
M
0,13
0
°–8°
0,10
PINS **
A MIN
A MAX
DIM
2,90
3,10
8
4,90
5,10
14
6,60
6,40
4,90
5,10
16
7,70
20
7,90
24
9,60
9,80
28
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com