công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2264CD bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2264CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2264CD bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2264CD Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 75 page
background image
TLC226x, TLC226xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS177D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
34
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 14
5
2
1
0
3
4
INPUT VOLTAGE RANGE†‡
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
5
– 1
– 75 – 55 – 35 – 15
25
45
65
85
105 125
| VIO | ≤ 5 mV
VDD = 5 V
TA – Free-Air Temperature – °C
Figure 15
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE†‡
vs
HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT
|IOH| – High-Level Output Current – µA
3
2
1
0
0
500
1000
4
5
6
1500
2000
3000
3500
2500
VDD = 5 V
TA = 125°C
TA = 25°C
TA = – 55°C
TA = – 40°C
Figure 16
0.6
0.4
0.2
0
01
2
3
0.8
1
LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE‡
vs
LOW-LEVEL OUTPUT CURRENT
1.2
45
VIC = 0
VIC = 1.25 V
VIC = 2.5 V
VDD = 5 V
TA = 25°C
IOL – Low-Level Output Current – mA
Figure 17
0.8
0.4
0.2
0
01
2
3
1
1.2
LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE†‡
vs
LOW-LEVEL OUTPUT CURRENT
1.4
45
6
0.6
IOL – Low-Level Output Current – mA
TA = 125°C
TA = 25°C
TA = – 55°C
VDD = 5 V
VIC = 2.5 V
TA = – 40°C
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.
‡ For curves where VDD = 5 V, all loads are referenced to 2.5 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com