công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6TPE330MIL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 6TPE330MIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed Frequency, 99% Duty Cycle Peak Current Mode Notebook System Power Controller
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

6TPE330MIL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button 6TPE330MIL Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 6TPE330MIL Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 43 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
0
3
6
9
12
15
5
10
15
20
25
30
T
A = 25°C
V
I – Input Voltage – V
0
3
6
9
12
15
V
I = 12 V
-50
0
50
100
150
T
J – Junction Temperature – °C
0
30
60
90
120
150
-50
0
50
100
150
T
J – Junction Temperature – °C
V
I = 12 V
5
10
15
20
25
30
0
30
60
90
120
150
T
A = 25°C
V
I – Input Voltage – V
TPS51222
www.ti.com............................................................................................................................................................................................... SLUS908 – JANUARY 2009
INPUT VOLTAGE SHUTDOWN CURRENT
INPUT VOLTAGE SHUTDOWN CURRENT
vs
vs
INPUT VOLTAGE
JUNCTION TEMPERATURE
Figure 1.
Figure 2.
INPUT VOLTAGE STANDBY CURRENT
INPUT VOLTAGE STANDBY CURRENT
vs
vs
JUNCTION TEMPERATURE
INPUT VOLTAGE
Figure 3.
Figure 4.
Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s) :TPS51222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com