công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS767D301MPWPREP.A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS767D301MPWPREP.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL-OUTPUT LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS767D301MPWPREP.A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS767D301MPWPREP.A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
t − Time −
µs
1
0.5
60
40
20
80 100
140
120
160 180 200
0
VO = 3.3 V
CL =100 µF
TA = 25°C
0
0
50
100
−50
−100
t − Time −
µs
3
2
60
40
20
80 100
140
120
160 180 200
0
0
1
4
0
VI − Input Voltage − V
600
300
0
3
4
500
400
200
3.5
2.5
100
4.5
5
900
800
700
TA = 125°C
TA = −40°C
TA = 25°C
IO = 1A
IN
EN
OUT
+
GND
CO
ESR
RL
VI
To Load
TPS767D301-EP
SGLS327A – FEBRUARY 2006 – REVISED APRIL 2010
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued) (continued)
OUTPUT VOLTAGE
DROPOUT VOLTAGE
vs
vs
LOAD TRANSIENT RESPONSE
TIME (AT STARTUP)
INPUT VOTAGE
Figure 18.
Figure 19.
Figure 20.
Figure 21. Test Circuit for Typical Regions of Stability
(Figure 22 Through Figure 25) (Fixed-Output Options)
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TPS767D301-EP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com