công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCA8418EYFPR bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TCA8418EYFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TCA8418E I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TCA8418EYFPR bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Texas Instruments

Back Button TCA8418EYFPR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TCA8418EYFPR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 51 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
0.5 MAX
0.19
0.13
1.6
TYP
0.4 TYP
0.4 TYP
25X
0.25
0.21
0.30
0.25
1.6 TYP
E
D
4225306/A 09/2019
DSBGA - 0.5 mm max height
YFP0025
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
0.05 C
A
1
2
0.015
C A B
SYMM
SYMM
B
C
D
3
4
5
E
SCALE 8.000
A
B
C
D: Max =
E: Max =
1.99 mm, Min =
1.99 mm, Min =
1.93 mm
1.93 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com