công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2G14DBVT.B bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC2G14DBVT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC2G14 Dual Schmitt-Trigger Inverter
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC2G14DBVT.B bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 26 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MAX
ARROUND
0.07 MIN
ARROUND
6X (1.1)
6X (0.6)
(2.6)
2X (0.95)
(R0.05) TYP
4214840/G 08/2024
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0006A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X
PKG
1
3
4
5
2
6
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED METAL
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com