công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC2G14DBVT.B bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC2G14DBVT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC2G14 Dual Schmitt-Trigger Inverter
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC2G14DBVT.B bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.45
0.90
0.15
0.00
TYP
6X
0.50
0.25
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0006A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214840/G 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.25 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Refernce JEDEC MO-178.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
6
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com