công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LS07D bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LS07D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LS07 Hex Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LS07D bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LS07D Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LS07D Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(5.4)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
14X (1.55)
14X (0.6)
12X (1.27)
(R0.05)
TYP
4220718/A 09/2016
SOIC - 1.75 mm max height
D0014A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X
1
7
8
14
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com