công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5576MHX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5576MHX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM5576/-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM5576MHX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments LM5576MHX/NOPB Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 37 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
23-May-2025
TUBE
L - Tube length
T - Tube
height
W - Tube
width
B - Alignment groove width
*All dimensions are nominal
Device
Package Name
Package Type
Pins
SPQ
L (mm)
W (mm)
T (µm)
B (mm)
LM5576MH/NOPB
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576MH/NOPB
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576MH/NOPB.A
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576MH/NOPB.A
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576MH/NOPB.B
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576MH/NOPB.B
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576Q0MH/NOPB
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576Q0MH/NOPB.A
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576Q0MH/NOPB.B
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB.A
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB.A
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB.B
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
LM5576QMH/NOPB.B
PWP
HTSSOP
20
73
495
8
2514.6
4.06
Pack Materials-Page 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com