công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3501 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3501
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3501 Synchronous Step-up DC/DC Converter for White LED Applications
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM3501 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button LM3501 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM3501 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 26 page
background image
GND
FB
VSW
VIN
SHDN
L
22 PH
VOUT
AGND
A1
CNTRL
C3
B1
C1
C2
B3
A2
A3
<0.3V
>1.1V
VIN
2.7V - 5.5V
Voltage
Control
R2
24:
COUT
1PF
Ceramic
CIN
1PF
Ceramic
LM3501-16
LM3501
SNVS230C – DECEMBER 2003 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
Figure 35. Evaluation Board Layout (2X Magnification)
Bottom Layer (as viewed from the top)
Figure 36. 2 White LED Application
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM3501



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com