công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES3C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện ES3C
Giải thích chi tiết về linh kiện  CURRENT 3.0 Amperes VOLTAGE 50 to 400 Volts
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.

ES3C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

  ES3C Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. ES3C Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
LEAD TEMPERATURE (℃)
80
150
140
130
120
110
100
90
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
0.31X0.31"(8.0X8.0mm)
COPPER PAD AREAS
0
2.0
1.0
3.0
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
10
100
0.1
0.01
1
1.2
0.4
0.6
1.4
1.0
0.8
1.8
1.6
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
TJ=25℃
PULSE WIDTH=300
mS
1% DUTY CYCLE
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE.VOLTS
1
0.1
100
0
75
90
105
30
60
15
45
TJ=25℃
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-P
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
100
10
0
50
75
100
125
150
25
8.3ms SINGLE HALF SINE WAVE
(JEDEC Method) at
TL=120℃
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
0
100
80
60
40
20
1000
10
1
0.1
0.01
100
TJ=25℃
TJ=75℃
TJ=125℃
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES ES3A THRU ES3J



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com