công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC7573IPWR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC7573IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD, 12-BIT, LOW-POWER, VOLTAGE OUTPUT, I 2 C INTERFACE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DAC7573IPWR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button DAC7573IPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DAC7573IPWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
www.ti.com
Digital Input Code
0
4
8
12
16
20
24
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
VDD = 5 V
TA = 25°C
Channel A Output
Channel B Output
Channel C Output
Channel D Output
Digital Input Code
- 6
- 2
2
6
10
14
18
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
VDD = 2.7 V
TA = 25°C
Channel B Output
Channel C Output
Channel D Output
Channel A Output
0
1
2
3
4
5
Time (25
µs/div)
VDD = 5 V
Output Loaded with
200 pF to GND
10% to 90% FSR
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Time (25
µs/div)
VDD = 2.7 V
Output Loaded with
200 pF to GND
10% to 90% FSR
†Absolute error is the deviation from ideal DAC characteristics. It includes affects of offset, gain, and integral
DAC7573
SLAS398 – SEPTEMBER 2003
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At T
A = +25°C, unless otherwise noted.
ABSOLUTE ERROR†
ABSOLUTE ERROR†
Figure 25.
Figure 26.
LARGE SIGNAL
LARGE SIGNAL
SETTLING TIME
SETTLING TIME
Figure 27.
Figure 28.
linearity.
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com