công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC602LP4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC602LP4
Giải thích chi tiết về linh kiện  70 dB, LOGARITHMIC DETECTOR / CONTROLLER, 1 - 8000 MHz
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC602LP4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC602LP4 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation HMC602LP4 Datasheet HTML 9Page - Hittite Microwave Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
8
8 - 25
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
LOGOUT Voltage & Error
vs. Input Power, Fin = 5800 MHz
Unless otherwise noted: Vcc1, Vcc2, Vcc3 = +5V, TA = +25C
HMC602LP4 / 602LP4E
v01.0407
70 dB, LOGARITHMIC
DETECTOR / CONTROLLER, 1 - 8000 MHz
LOGOUT Voltage & Error
vs. Input Power, Fin = 7500 MHz
LOGOUT Voltage & Error
vs. Input Power, Fin = 8000 MHz
0.2
0.7
1.2
1.7
2.2
-5
0
5
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
IDEAL
LOGOUT +25C
LOGOUT +85C
LOGOUT -40C
ERR +25C
ERR +85C
ERR -40C
INPUT POWER (dBm)
0.2
0.7
1.2
1.7
2.2
-5
0
5
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
LOGOUT +25C
LOGOUT +85C
LOGOUT -40C
ERR +25C
ERR +85C
ERR -40C
INPUT POWER (dBm)
IDEAL
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2.2
-5
0
5
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
LOGOUT +25C
LOGOUT +85C
LOGOUT -40C
ERR +25C
ERR +85C
ERR -40C
INPUT POWER (dBm)
IDEAL
LOGOUT Voltage & Error
vs. Input Power, Fin = 7000 MHz
0.2
0.7
1.2
1.7
2.2
-5
0
5
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
LOGOUT +25C
LOGOUT +85C
LOGOUT -40C
ERR +25C
ERR +85C
ERR -40C
INPUT POWER (dBm)
IDEAL
LOGOUT Slope vs. Frequency
LOGOUT Slope vs. Supply Voltage
-32
-30
-28
-26
-24
-22
-20
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (MHz)
-30
-28
-26
-24
-22
-20
4.5
5
5.5
100 MHz
1900 MHz
3600 MHz
5800 MHz
8000 MHz
Vcc1, Vcc2, Vcc3 (Volts)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com