công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5271IPFP.A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5271IPFP.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 12-Bit, 50MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS5271IPFP.A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5271IPFP.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
PD
Device Fully
Powers Down
Device Fully
Powers Up
500
µs
1
µs
NOTE: The shown power−up time is based on 1
µF bypass capacitors on the reference pins.
See the Theory of Operation section for details.
SERIAL INTERFACE TIMING
Start Sequence
t
1
t
7
t
6
D7
(MSB)
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
t
2
t
3
t
4
t
5
ADCLK
CS
SCLK
SDATA
Outputs change on
next rising clock edge
after CS goes high.
Data latched on
each rising edge of SCLK.
NOTE: Data is shifted in MSB first.
ADS5271
www.ti.com...................................................................................................................................................... SBAS313C – JUNE 2004 – REVISED JANUARY 2009
POWER-DOWN TIMING
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNIT
t1
Serial CLK Period
50
ns
t2
Serial SLK High Time
20
ns
t3
Serial CLK Low Time
20
ns
t4
Data Setup Time
5
ns
t5
Data Hold Time
5
ns
t6
CS Fall to SCLK Rise
8
ns
t7
SCLK Rise to CS Rise
8
ns
Copyright © 2004–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ADS5271



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com