| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC32MM0016GPL028 bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MM0016GPL028 bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Microchip Technology |
|
97 / 268 page ![]() TABLE 12-1: MCCP/SCCP REGISTER MAP Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 0100 CCP1CON1 31:16 OPSSRC RTRGEN — — OPS<3:0> TRIGEN ONESHOT ALTSYNC SYNC<4:0> 0000 15:0 ON — SIDL CCPSLP TMRSYNC CLKSEL<2:0> TMRPS<1:0> T32 CCSEL MOD<3:0> 0000 0110 CCP1CON2 31:16 OENSYNC — OCFEN OCEEN OCDEN OCCEN OCBEN OCAEN ICGSM<1:0> — AUXOUT<1:0> ICS<2:0> 0100 15:0 PWMRSEN ASDGM — SSDG — — — — ASDG<7:0> 0000 0120 CCP1CON3 31:16 OETRIG OSCNT<2:0> — OUTM<2:0> — — POLACE POLBDF PSSACE<1:0> PSSBDF<1:0> 0000 15:0 — — — — — — — — — — DT<5:0> 0000 0130 CCP1STAT 31:16 — — — — — — — — — — — PRLWIP TMRHWIP TMRLWIP RBWIP RAWIP 0000 15:0 — — — — —ICGARM — — CCPTRIG TRSET TRCLR ASEVT SCEVT ICDIS ICOV ICBNE 0000 0140 CCP1TMR 31:16 CCP1 TMRH<15:0> 0000 15:0 CCP1 TMRL<15:0> 0000 0150 CCP1PR 31:16 CCP1 PRH<15:0> 0000 15:0 CCP1 PRL<15:0> 0000 0160 CCP1RA 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 CMPA<15:0> 0000 0170 CCP1RB 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 CMPB<15:0> 0000 0180 CCP1BUF 31:16 CCP1 BUFH<15:0> 0000 15:0 CCP1 BUFL<15:0> 0000 0200 CCP2CON1 31:16 OPSSRC RTRGEN — — OPS<3:0> TRIGEN ONESHOT ALTSYNC SYNC<4:0> 0000 15:0 ON — SIDL CCPSLP TMRSYNC CLKSEL<2:0> TMRPS<1:0> T32 CCSEL MOD<3:0> 0000 0210 CCP2CON2 31:16 OENSYNC — — — — — — OCAEN ICGSM<1:0> — AUXOUT<1:0> ICS<2:0> 0100 15:0 PWMRSEN ASDGM — SSDG — — — — ASDG<7:0> 0000 0220 CCP2CON3 31:16 OETRIG — — — — — — — — —POLACE — PSSACE<1:0> — — 0000 15:0 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 0230 CCP2STAT 31:16 — — — — — — — — — — — PRLWIP TMRHWIP TMRLWIP RBWIP RAWIP 0000 15:0 — — — — —ICGARM — — CCPTRIG TRSET TRCLR ASEVT SCEVT ICDIS ICOV ICBNE 0000 0240 CCP2TMR 31:16 CCP2 TMRH<15:0> 0000 15:0 CCP2 TMRL<15:0> 0000 0250 CCP2PR 31:16 CCP2 PRH<15:0> 0000 15:0 CCP2 PRL<15:0> 0000 Legend: — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. |