công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F570-I/SP bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F570-I/SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F570-I/SP bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 129 page
background image
FIGURE 4-2:
PIC16F570 REGISTER FILE MAP
File Address
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
1Fh
INDF(1)
TMR0
PCL
STATUS
FSR
OSCCAL
PORTA
10h
Bank 0
Bank 1
Bank 2
Bank 3
3Fh
30h
20h
5Fh
50h
40h
7Fh
70h
60h
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
PORTB
08h
Note 1: Not a physical register. See Section 4.8 “Direct and Indirect Addressing”.
BSR<2:0>
000
001
010
011
2Fh
4Fh
6Fh
PORTC
INTCON0
09h
0Ah
0Bh
ADRES
ADCON0
0Ch
0Fh
INDF(1)
EECON
PCL
STATUS
FSR
EEDATA
EEADR
CM2CON0
INTCON0
ANSEL
VRCON
INDF(1)
TMR0
PCL
STATUS
FSR
OSCCAL
PORTA
PORTB
ADRES
ADCON0
INDF(1)
IW
PCL
STATUS
FSR
INTCON1
ISTATUS
ANSEL
OPACON
PORTC
IBSR
INTCON0
INTCON0
Addresses map back to addresses in Bank 0.
CM1CON0
IFSR
INDF(1)
TMR0
PCL
STATUS
FSR
OSCCAL
PORTA
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Bank 7
BFh
B0h
A0h
DFh
D0h
C0h
FFh
F0h
E0h
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
General
Purpose
Registers
PORTB
100
101
110
111
AFh
CFh
EFh
PORTC
INTCON0
ADRES
ADCON0
INDF(1)
EECON
PCL
STATUS
FSR
EEDATA
EEADR
CM2CON0
INTCON0
ANSEL
VRCON
INDF(1)
TMR0
PCL
STATUS
FSR
OSCCAL
PORTA
PORTB
ADRES
ADCON0
INDF(1)
IW
PCL
STATUS
FSR
INTCON1
ISTATUS
ANSEL
OPACON
PORTC
IBSR
INTCON0
INTCON0
CM1CON0
IFSR
8Fh
90h
9Fh
80h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com