công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F570-I/SP bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F570-I/SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F570-I/SP bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 84Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 85Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 86Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 87Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 88Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 89Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 90Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 91Page - Microchip Technology PIC16F570-I/SP Datasheet HTML 92Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 129 page
background image
PIC16F570
DS40001684E-page 88
 2013-2014 Microchip Technology Inc.
15.3
Timing Parameter Symbology and Load Conditions
The timing parameter symbols have been created following one of the following formats:
FIGURE 15-3:
LOAD CONDITIONS
FIGURE 15-4:
EXTERNAL CLOCK TIMING
1. TppS2ppS
2. TppS
T
F
Frequency
T Time
Lowercase subscripts (pp) and their meanings:
pp
2to
mc
MCLR
ck
CLKOUT
osc
Oscillator
cy
Cycle time
os
OSC1
drt
Device Reset Timer
t0
T0CKI
io
I/O port
wdt
Watchdog Timer
Uppercase letters and their meanings:
S
FFall
P
Period
HHigh
R
Rise
I
Invalid (high-impedance)
V
Valid
L
Low
Z
High-impedance
CL
VSS
Pin
Legend:
CL = 50 pF for all pins except OSC2
15 pF for OSC2 in XT, HS or LP
modes when external clock
is used to drive OSC1
OSC1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
13
3
44
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com