công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WDBR7 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TT Electronics.

tên linh kiện WDBR7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Profile Power Resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

WDBR7 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TT Electronics.

  WDBR7 Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. WDBR7 Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. WDBR7 Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. WDBR7 Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Ultra Low Profile Power Resistors
WDBR Series
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics’ own data and is considered accurate at time of going to print.
© TT Electronics plc
BI Technologies IRC Welwyn
www.ttelectronics.com/resistors
07.24
Termination Options
Performance Data
±ΔR%
Pulsed load at full pulse power rating 50,000 cycles (see Fig. 1)
Mounted on a 0.53°C/W heatsink with 5m/s forced air cooling, air temperature 25°C
5
Derating at heatsink temperatures >160°C
See Fig. 2
Fig. 1 Duty Cycle Waveform
Fig. 2 Temperature De-rating



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com