| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H523CCT7 bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCT7 bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - STMicroelectronics |
|
75 / 228 page ![]() - - - - 81 B9 114 D8 PD0 I/O FT_h - TIM8_CH4N, UART4_RX, FDCAN1_RX, FMC_D2/FMC_AD2, EVENTOUT - - - - - 82 A9 115 C9 PD1 I/O FT_h - UART4_TX, FDCAN1_TX, FMC_D3/FMC_AD3, EVENTOUT - - - - 54 83 B8 116 A10 PD2 I/O FT_h - TRACED2, TIM3_ETR, TIM15_BKIN, UART5_RX, SDMMC1_CMD, DCMI_D11/PSSI_D11, EVENTOUT WKUP7 - - - - 84 A8 117 B9 PD3 I/O FT_h - SPI2_SCK/I2S2_CK, USART2_CTS/USART2_NSS, FMC_CLK, DCMI_D5/PSSI_D5, EVENTOUT WKUP8 - - - - 85 A7 118 A9 PD4 I/O FT_h - USART2_RTS, OCTOSPI1_IO4, FMC_NOE, EVENTOUT - - - - - 86 B7 119 C8 PD5 I/O FT_h - TIM1_CH4N, SPI2_RDY, USART2_TX, FDCAN1_TX, OCTOSPI1_IO5, FMC_NWE, EVENTOUT - - - - - - - 120 - VSS S - - - - - - - - - C8 121 C5 VDDIO2 S - - - - - - - - 87 A6 122 B8 PD6 I/O FT_sh - I3C2_SCL, I2C3_SCL, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, USART2_RX, OCTOSPI1_IO6, SDMMC1_CK, FMC_NWAIT, DCMI_D10/PSSI_D10, EVENTOUT - - - - - 88 B6 123 A8 PD7 I/O FT_sh - I3C2_SDA, I2C3_SDA, SPI1_MOSI/I2S1_SDO, SPI3_MISO/I2S3_SDI, USART2_CK, OCTOSPI1_IO7, SDMMC1_CMD, FMC_NE1/FMC_NCE, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |