| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H523CCT7 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCT7 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 228 page ![]() - - - - 45 M10 67 L10 PE14 I/O FT_h - TIM1_CH4, SPI4_MOSI, FMC_D11/FMC_AD11, EVENTOUT - - - - - 46 L10 68 K10 PE15 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, FMC_D12/FMC_AD12, EVENTOUT - - 21 21 29 47 M11 69 L11 PB10 I/O FT_f - TIM2_CH3, TIM8_CH1, LPTIM2_IN1, I2C2_SCL, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART3_TX, OCTOSPI1_NCS, EVENTOUT - G3 22 22 30 48 K9 70 J8 VCAP S - - - - F8 23 23 31 49 - 71 J9 VSS S - - - - G9 24 24 32 50 - 72 - VDD S - - - - - 25 25 33 51 L11 73 L12 PB12 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM8_CH3, OCTOSPI1_NCLK, I2C2_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, UCPD1_FRSTX, USART3_CK, FDCAN2_RX, UART5_RX, EVENTOUT - - 26 26 34 52 M12 74 K11 PB13 I/O FT_c - TIM1_CH1N, TIM8_CH2, LPTIM2_CH1, I2C2_SMBA, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART3_CTS/USART3_NSS, LPUART1_RX, FDCAN2_TX, SDMMC1_D0, UART5_TX, EVENTOUT UCPD1_CC1 - 27 27 35 53 K11 75 H8 PB14 I/O FT_c - TIM1_CH2N, TIM12_CH1, TIM8_CH2N, USART1_TX, SPI2_MISO/I2S2_SDI, USART3_RTS, UART4_RTS, EVENTOUT UCPD1_CC2 Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |