công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T5877ST bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TT Electronics.

tên linh kiện T5877ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  INTERCHANGEABLE WALL PLUG POWER SUPPLY 5VDC 18WATT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

T5877ST bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TT Electronics.

  T5877ST Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. T5877ST Datasheet HTML 2Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STONTRONICS: T5877ST
© TT Electronics plc
ISS.3 29/09/2021 Page: 1
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without
notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is
considered accurate at time of going to print.
TT Electronics IoT Solutions Ltd
Tofts Farm East, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BQ, UK
t: +44 (0) 1429 852 500
Features:
•
Interchangeable AC Heads
•
1 Year Warranty
•
Level VI Efficiency
•
Worldwide Approvals
•
Safety approved to: UL,CUL, EN, FCC,GS,CE,RCM
UL62368-1, EN62368-1, UKCA62368-1 (Pending)
Description:
Our range of 18 Watt Interchangeable wall plug power supplies provide 18 Watts of continuous power with the flexibility of
worldwide usage as they are supplied with UK, Euro, USA AC Heads , all Efficiency Level VI and carry worldwide safety
approvals.
Specification
Part Code
T5877ST
Input Voltage Range
90-264 Vac
Input Frequency Range
47-63Hz
Input Current Rated
600mA Max
Input AC Heads
UK, Euro, USA
Output Voltage Rating
+5V
Output Current Range
3A
Output Min Current
0A
Output Connection Type
2.1x5.5x12mm centre positive – Straight angle
Total Output Regulation
+/- 5%
Line and Load Regulation
+/- 5%
Ripple & Noise
150mVp-p
Efficiency
81.39%Min
Over Voltage Protection
Output shut down and auto restart
Over Load Protection
Output shut down and auto restart
Operating Temperature
0°C to +40°C
Storage Temperature
-10°C to +70°C
Operating Humidity
20% to 80%
Storage Humidity
10% to 90%
Hi-Pot
3000VAC 10mA 1min
Leakage Current
0.25mA max
Safety Standard
UL/CUL, EN, CE, CB, GS, RCM, (UKCA pending)
EMI Standard
FCC class B , CE ,VCCI – II
MTBF
50K Hours
Size mm max.
74(L) x 43.5(W) x 35.3(H) mm
Weight
200g


Số phần tương tự - T5877ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
T5875DV ETC-T5875DV Datasheet
1Mb / 4P
Raspberry Pi 3 Starter Kit
logo
TT Electronics.
T5878ST TTELEC-T5878ST Datasheet
341Kb / 2P
EXTERNAL DESKTOP POWER SUPPLY 9VDC 18WATT
17/06/2020
T5879ST TTELEC-T5879ST Datasheet
267Kb / 2P
INTERCHANGEABLE WALL PLUG POWER SUPPLY 9VDC 18WATT
29/09/2021
More results

Mô tả tương tự - T5877ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
WSX050-4000-13 TRIAD-WSX050-4000-13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug ??Ins - Interchangeable
WSX060-4000-13 TRIAD-WSX060-4000-13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX060-4000-R13 TRIAD-WSX060-4000-R13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX090-2500-R13 TRIAD-WSX090-2500-R13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX120-2000-13 TRIAD-WSX120-2000-13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX120-2000-R13 TRIAD-WSX120-2000-R13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX150-1600-13 TRIAD-WSX150-1600-13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX150-1600-R13 TRIAD-WSX150-1600-R13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX180-1330-13 TRIAD-WSX180-1330-13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
WSX180-1330-R13 TRIAD-WSX180-1330-R13 Datasheet
143Kb / 1P
Wall Plug - Ins - Interchangeable
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com