công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T5878ST bảng dữ liệu (PDF) - TT Electronics.

T5878ST Datasheet PDF - TT Electronics.
tên linh kiện T5878ST
tải về  T5878ST tải về
kích thước tập tin   341.62 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện EXTERNAL DESKTOP POWER SUPPLY 9VDC 18WATT

T5878ST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T5878ST Datasheet PDF - TT Electronics.

tên linh kiện T5878ST
tải về  T5878ST Click to download

kích thước tập tin   341.62 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện EXTERNAL DESKTOP POWER SUPPLY 9VDC 18WATT

T5878ST bảng dữ liệu (HTML) - TT Electronics.


T5878ST Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Universal Input
• IEC-320-C14 Input Connector
• 3 Year Warranty
• Efficiency Level VI
• Safety approved to: UL,CUL,FCC,GS,CE,RCM
Description:
The Stontronics Range of 18 Watt AC/DC switch mode power supplies provide 18 Watts of continuous output power in a high quality compact enclosure suitable for many general power applications.




Số phần tương tự - T5878ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
T5875DV ETC-T5875DV Datasheet
1Mb / 4P
Raspberry Pi 3 Starter Kit
logo
TT Electronics.
T5877ST TTELEC-T5877ST Datasheet
321Kb / 2P
INTERCHANGEABLE WALL PLUG POWER SUPPLY 5VDC 18WATT
29/09/2021
T5879ST TTELEC-T5879ST Datasheet
267Kb / 2P
INTERCHANGEABLE WALL PLUG POWER SUPPLY 9VDC 18WATT
29/09/2021
More results


Mô tả tương tự - T5878ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM9264 AD-ADM9264 Datasheet
181Kb / 12P
Quad Power Supply Monitor for Desktop PCs
REV.0
logo
List of Unclassifed Man...
CUP45 ETC1-CUP45 Datasheet
209Kb / 2P
AC/DC External Desktop 45 Watts
logo
Mean Well Enterprises C...
ESP-120_1108 MEANWELL-ESP-120_1108 Datasheet
312Kb / 3P
108W/216W Desktop Power Supply or Charger
logo
List of Unclassifed Man...
MCEXT12V15WC2 ETC2-MCEXT12V15WC2 Datasheet
180Kb / 3P
External Power Supply
FWC100012A-12B ETC2-FWC100012A-12B Datasheet
114Kb / 3P
100 Watt ITE Desktop Power Supply
logo
Vitec Power
SHDA31A-SERIES Vitec-SHDA31A-SERIES Datasheet
380Kb / 2P
30W Desktop Power Supply for Medical Equipment
logo
Mean Well Enterprises C...
ENP-180 MEANWELL-ENP-180 Datasheet
103Kb / 4P
180W Level Desktop Type Power Supply
ENP-240 MEANWELL-ENP-240 Datasheet
102Kb / 4P
240W Level Desktop Type Power Supply
logo
CUI INC
SDM120-U CUI-SDM120-U Datasheet
637Kb / 6P
EXTERNAL AC-DC POWER SUPPLY
01/10/2022
SMI12 CUI-SMI12 Datasheet
734Kb / 6P
EXTERNAL AC-DC POWER SUPPLY
08/12/2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com