công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QJ8008N5RP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện QJ8008N5RP
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Triacs
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

QJ8008N5RP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  QJ8008N5RP Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited QJ8008N5RP Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited QJ8008N5RP Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
isc Triacs
QJ8008N5RP
www.iscsemi.com
1
FEATURES
· 8A RMS Snubberless Triac
· 800V Symmetrical blocking voltage
· 150°C maximum junctiontemperature
APPLICATIONS
· Motor Speed Controller
· Heater Control
· Mixer
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
MIN
UNIT
VDRM
Repetitive Peak Off-state Voltage
800
V
VRRM
Repetitive Peak Off-state Voltage
800
V
IT(RMS)
Non Repetitive Surge Peak On-state Current (full cycle, TJ initial = 130°C)
8
A
ITSM
Non-repetitive Peak On-state Current
single half cycle; f = 60Hz;TJ (initial) = 25°C
84
A
I2t
I2t Value for Fusing (t=8.3ms)
29
A2S
IGTM
Peak gate current TJ = 150°C
4
A
PG(AV)
Average Gate Power Dissipation TJ = 150°C
0.3
W
TJ
Operating Junction Temperature
-40~150
℃
Tstg
Storage Temperature
-40~150
℃


Số phần tương tự - QJ8008N5RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
QJ8008N5 LITTELFUSE-QJ8008N5 Datasheet
537Kb / 11P
8 Amp High Temp Sensitive,Standard & Alternistor(High Communication)Triacs
Revised: GD. 05/07/21
More results

Mô tả tương tự - QJ8008N5RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
TIC225M ISC-TIC225M Datasheet
108Kb / 1P
isc Triacs
BTA10-600 ISC-BTA10-600 Datasheet
210Kb / 1P
isc Triacs
BTA12-600 ISC-BTA12-600 Datasheet
211Kb / 1P
isc Triacs
BTA20-600 ISC-BTA20-600 Datasheet
198Kb / 1P
isc Triacs
BTB04-600 ISC-BTB04-600 Datasheet
211Kb / 1P
isc Triacs
BT136 ISC-BT136 Datasheet
207Kb / 1P
isc Triacs
BTA12 ISC-BTA12 Datasheet
205Kb / 1P
isc Triacs
BTB06 ISC-BTB06 Datasheet
207Kb / 1P
isc Triacs
BTB10-800C ISC-BTB10-800C Datasheet
206Kb / 1P
isc Triacs
MAC218A10FP ISC-MAC218A10FP Datasheet
227Kb / 1P
isc Triacs
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com