công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QJ8008N5RP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện QJ8008N5RP
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Triacs
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

QJ8008N5RP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  QJ8008N5RP Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited QJ8008N5RP Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited QJ8008N5RP Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
isc Triacs
QJ8008N5RP
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃ unless otherwise specified)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX
UNIT
IRRM
Repetitive peak reverse current
VR=VRRM, TJ= 25℃
10
uA
IDRM
Repetitive peak off-state current
VD=VDRM, TJ= 25℃
10
uA
IGT
Gate trigger current
Ⅰ
VD=12V, RL = 60Ω
50
mA
Ⅱ
50
Ⅲ
50
Ⅳ
100
IH
Holding current
IGT= 100mA
50
mA
VGT
Gate trigger voltage all quadrant
VD=12V, RL = 60Ω
1.3
V
VTM
On-state voltage
IT= 11.3A, tp= 380us
1.5
V
PACKAGE OUTLINE
Dimensions in mm



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com