công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA143UA/2K5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA143UA/2K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed, Precision, G = 10 or G = 0.1 DIFFERENCE AMPLIFIERS
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

INA143UA/2K5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  INA143UA/2K5 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA143UA/2K5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
5
®
INA143, INA2143
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C, VS = ±15V, G = 10, RL = 10kΩ connected to ground, and reference pin connected to ground, unless otherwise noted.
GAIN vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
10k
100k
1M
5
0
–5
–10
–15
–20
V
S = ±15V or ±5V
COMMON-MODE REJECTION vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
100
10k
100k
1k
1M
100
90
80
70
60
50
40
V
S = ±15V or ±5V
POWER SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
1
100
1k
10k
10
100k
120
100
80
60
40
20
–PSRR
+PSRR
MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
10k
100k
1M
32
28
24
20
16
12
8
4
0
V
S = ±15V
V
S = ±5V
INPUT COMMON-MODE VOLTAGE
vs OUTPUT VOLTAGE
Output Voltage (V)
–15
0
5
10
–5
–10
15
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
V
S = ±5V
V
S = ±15V
TOTAL HARMONIC DISTORTION+NOISE
vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
20
1k
10k
100
20k
0.1
0.01
0.001
500kHz Filter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com