công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0830367 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0830367
Giải thích chi tiết về linh kiện  US-EMLP (40X10) SR CUS - Plastic label
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0830367 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0830367 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0830367 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0830367 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0830367 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0830367 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Plastic label, Card, can be ordered: by card, silver, labeled according to customer specifications,
mounting type: adhesive, Number of individual labels: 28, text field height: 10 mm, text field
width: 40 mm
Your advantages
All US-EMLP ... device markers can also be supplied labeled according to customer requirements
•
PVC material flammability rating V0 in accordance with UL 94
•
Commercial data
Item number
0830367
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Product key
BG8149
GTIN
4046356723510
Weight per piece (including packing)
18.44 g
Weight per piece (excluding packing)
18.44 g
Country of origin
PL
US-EMLP (40X10) SR CUS - Plastic label
0830367
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0830367
Jun 17, 2025, 7:28AM
Page 1 (5)


Số phần tương tự - 0830367

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0830360 PHOENIX-0830360 Datasheet
183Kb / 5P
US-EMP (52,5X15) RD CUS - Snap-in markers
0830361 PHOENIX-0830361 Datasheet
180Kb / 5P
US-EMP (70X15) CUS - Snap-in markers
0830362 PHOENIX-0830362 Datasheet
182Kb / 5P
US-EMP (70X15) YE CUS - Snap-in markers
0830363 PHOENIX-0830363 Datasheet
181Kb / 5P
US-EMP (70X15) SR CUS - Snap-in markers
0830364 PHOENIX-0830364 Datasheet
183Kb / 5P
US-EMP (70X15) RD CUS - Snap-in markers
More results

Mô tả tương tự - 0830367

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0803875 PHOENIX-0803875 Datasheet
57Kb / 2P
Plastic label - US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR
0803877 PHOENIX-0803877 Datasheet
58Kb / 2P
Plastic label - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR
0824547 PHOENIX-0824547 Datasheet
50Kb / 2P
Plastic label - UC-EMLP (11X9) CUS
0824562 PHOENIX-0824562 Datasheet
55Kb / 2P
Plastic label - UC-EMLP (60X30) CUS
0830300 PHOENIX-0830300 Datasheet
57Kb / 3P
Plastic label - US-EMLP (35X15)
0830303 PHOENIX-0830303 Datasheet
57Kb / 3P
Plastic label - US-EMLP (8,8X15)
0830839 PHOENIX-0830839 Datasheet
58Kb / 3P
Plastic label - US-EMLP (17,5X15)
0830841 PHOENIX-0830841 Datasheet
54Kb / 2P
Plastic label - US-EMLP (85,6X54) RD
0830992 PHOENIX-0830992 Datasheet
58Kb / 3P
Plastic label - US-EMLP-HA (85,6X54)
0830993 PHOENIX-0830993 Datasheet
58Kb / 3P
Plastic label - US-EMLP-HA (85,6X54) SR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com