công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 223 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 223 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 223 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
223/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Package information
229
6.8
LQFP128 package information
Figure 73. LQFP - 128 pins, 14 x 14 mm low-profile quad flat package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 120. LQFP - 128 pins, 14 x 14 mm low-profile quad flat package
mechanical data
Symbol
Millimeters
Inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
-
-
1.600
-
-
0.0630
A1
0.050
-
0.150
0.0020
-
0.0059
A2
1.350
1.400
1.450
0.0531
0.0551
0.0571
b
0.130
0.180
0.230
0.0051
0.0071
0.0091



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com