công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 232 page
background image
Electrical characteristics
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
86/232
DS12288 Rev 1
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.69
2.74
2.79
V
Falling edge
2.59
2.64
2.69
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.85
2.91
2.96
V
Falling edge
2.75
2.81
2.86
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.92
2.98
3.04
V
Falling edge
2.84
2.90
2.96
Vhyst_BORH0
Hysteresis voltage of BORH0
Hysteresis in
continuous
mode
-20
-
mV
Hysteresis in
other mode
-30
-
Vhyst_BOR_PVD
Hysteresis voltage of BORH
(except BORH0) and PVD
--
100
-
mV
IDD
(BOR_PVD)(2)
BOR(3) (except BOR0) and
PVD consumption from VDD
--
1.1
1.6
µA
VPVM1
VDDA peripheral voltage
monitoring (COMP/ADC)
Rising edge
1.61
1.65
1.69
V
Falling edge
1.6
1.64
1.68
VPVM2
VDDA peripheral voltage
monitoring (OPAMP/DAC)
Rising edge
1.78
1.82
1.86
V
Falling edge
1.77
1.81
1.85
Vhyst_PVM1
PVM1 hysteresis
-
-
10
-
mV
Vhyst_PVM2
PVM2 hysteresis
-
-
10
-
mV
IDD
(PVM1/PVM2)
(2)
PVM1 and PVM2
consumption from VDD
--
2
-
µA
1. Continuous mode means Run/Sleep modes, or temperature sensor enable in Low-power run/Low-power
sleep modes.
2. Guaranteed by design.
3. BOR0 is enabled in all modes (except shutdown) and its consumption is therefore included in the supply
current characteristics tables.
Table 19. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com