công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 232 page
background image
Table 26. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF)
Symbol
Parameter
Conditions
Code
TYP
Single Bank
Mode
TYP
Dual Bank
Mode
Unit
TYP
Single Bank
Mode
TYP
Dual Bank
Mode
Unit
-
Voltage scaling
25°C
25°C
25°C
25°C
IDD
(Run)
Supply
current in
Run mode
fHCLK=fHSE
up to 48 MHZ
included, bypass
mode PLL ON
above 48 MHz all
peripherals
disable
Range2
fHCLK=26MHz
Reduced
code(1)
3.65
3.7
mA
140
142
µA/MHz
Coremark
3.65
3.7
140
142
Dhrystone2.1
3.65
3.7
140
142
Fibonacci
4.55
4.2
175
162
While(1)
2.90
3
112
115
Range 1
fHCLK= 150 MHz
Reduced
code(1)
24.5
24.5
mA
163
163
µA/MHz
Coremark
24
24
160
160
Dhrystone2.1
24.5
24.5
163
163
Fibonacci
22.5
28
150
187
While(1)
19.5
20
130
133
Range 1
Boost mode
fHCLK= 170 MHz
Reduced
code(1)
29.5
29.5
mA
174
174
µA/MHz
Coremark
29
29
171
171
Dhrystone2.1
29.5
29.5
174
174
Fibonacci
38
35
224
206
While(1)
23.5
24
138
141



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com