công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 149Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 147 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
147/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Electrical characteristics
201
1. Guaranteed by design.
2. The I/O analog switch voltage booster is enabled when VDDA < 2.4 V (BOOSTEN = 1 in the
SYSCFG_CFGR1 when VDDA < 2.4V). It is disabled when VDDA ≥ 2.4 V.
3. Fast channels are: ADCx_IN1 to ADCx_IN5.
4. Slow channels are: all ADC inputs except the fast channels.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com