công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 128 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 128 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 128 / 232 page
background image
Electrical characteristics
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
128/232
DS12288 Rev 1
Figure 23. HSI48 frequency versus temperature
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
NT jitter
Next transition jitter
Accumulated jitter on 28
cycles(4)
--
+/-0.15(2)
-ns
PT jitter
Paired transition jitter
Accumulated jitter on 56
cycles(4)
--
+/-0.25(2)
-ns
1. VDD = 3 V, TA = –40 to 125°C unless otherwise specified.
2. Guaranteed by design.
3. Guaranteed by characterization results.
4. Jitter measurement are performed without clock source activated in parallel.
Table 48. LSI oscillator characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
LSI Frequency
VDD = 3.0 V,
TA = 30 °C
31.04
-
32.96
kHz
VDD = 1.62 to 3.6 V,
TA = -40 to 125 °C
29.5
-
34
tSU(LSI)(2)
LSI oscillator start-up
time
-
-
80
130
μs
Table 47. HSI48 oscillator characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com