công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIVIDE-BY bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

tên linh kiện DIVIDE-BY
Giải thích chi tiết về linh kiện  ELECTRONIC MODULES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.

DIVIDE-BY bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

  DIVIDE-BY Datasheet HTML 1Page - Sensata Technologies, Inc. DIVIDE-BY Datasheet HTML 2Page - Sensata Technologies, Inc. DIVIDE-BY Datasheet HTML 3Page - Sensata Technologies, Inc. DIVIDE-BY Datasheet HTML 4Page - Sensata Technologies, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.sensata.com
Copyright © 2019 Sensata Technologies, Inc.
Page 3
CONNECTION INSTRUCTIONS #2
Single Ended Line Driver
Encoder signals from 5 VDC to 24 VDC (must specify the voltage when ordering)
Connect each encoder signal to its like optical isolator input (A to A, A/ to A/, etc).
CONNECTION INSTRUCTIONS #3
Open Collector with or without Internal Pull-up Resistors
Encoder NPN (sinking) outputs. Connect encoder output A to optical isolator module input
A/, B to B/ and Z to Z/. Connect the A, B, and Z inputs of the optical isolator to the auxiliary
output terminal on the optical isolator module for 5V module and to higher voltage when
specified by module model and part number. This connection results in a logic inversion
within the optical isolator module. To compensate for the logic reversal, swap A for A/, B
for B/, and Z for Z/ at the optical
isolator outputs.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com