công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N10SP080 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện N10SP080
Giải thích chi tiết về linh kiện  NTC Thermistor SP
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

N10SP080 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - YAGEO Corporation

Back Button N10SP080 Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 10Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 11Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 12Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 13Page - YAGEO Corporation N10SP080 Datasheet HTML 14Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Nov.
27,
2023
Product Specification
SP series
NTC Inrush Current Limiter
Circuit Protection
www.yageo.com
Nov. 27, 2023 V.0
Resistance–Temperature Characteristic Curves
0.01
0.1
1
10
100
1000
-20 -10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Temperature (℃)
Typical R-T Curves of N20SP Series
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
-40 -30 -20 -10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Temperature (℃)
Typical R-T Curves of N25SP Series
N20SP120
N20SP025
N20SP020
N20SP012
N20SP010
N20SP008
N20SP007
N20SP006
N20SP005
N20SP004
N20SP2R5
N20SP002
N20SP1R3
N20SP001
N20SP0R7
N25SP020
N25SP018
N25SP015
N25SP012
N25SP010
N25SP008
N25SP007
N25SP6R8
N25SP005
N25SP4R7
N25SP004
N25SP003
N25SP2R5
N25SP002
N25SP1R5
N25SP001



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com