công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71026MEVAL1Z bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71026MEVAL1Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL71026MEVAL1Z bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp ISL71026MEVAL1Z Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
FN8915 Rev.2.01
Page 21
Feb 6, 2025
ISL71026M Datasheet
Differential Input
Resistance
Input to Input,
D = 3V, LBK = RS = 0V
RIND
VCC = 3.0V
Biased
78.67
79.35
78.72
79.53
79.77
kΩ
Grounded
78.48
79.20
78.63
79.47
79.73
VCC = 3.6V
Biased
78.56
79.30
78.58
79.50
79.83
Grounded
78.51
79.20
78.69
79.44
79.71
Limit -
-
40
40
40
40
40
Limit +
-
100
100
100
100
100
Supply Current Dominant
D = LBK = RS = 0V, No
Load
ICC(DOM)
VCC = 3.0V
Biased
4.53
4.52
4.51
4.57
4.47
mA
Grounded
4.50
4.48
4.51
4.57
4.64
VCC = 3.6V
Biased
4.81
4.77
4.78
4.84
4.73
Grounded
4.78
4.76
4.78
4.84
4.92
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
7
7
777
Supply Current Recessive
D = VCC, LBK = RS = 0V,
No Load
ICC(REC)
VCC = 3.0V
Biased
2.36
2.42
2.34
2.37
2.29
mA
Grounded
2.35
2.45
2.34
2.37
2.13
VCC = 3.6V
Biased
2.62
2.71
2.60
2.64
2.54
Grounded
2.62
2.71
2.59
2.64
2.40
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
5
5
555
Propagation Delay LOW
to HIGH
RS = 0V
tPDLH1
VCC = 3.0V
Biased
87.71
87.81
88.00
87.89
89.68
ns
Grounded
87.82
87.75
88.14
88.04
90.47
VCC = 3.6V
Biased
69.57
69.42
69.62
69.83
70.96
Grounded
69.83
69.57
69.82
70.07
71.46
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
150
150
150
150
150
Propagation Delay LOW
to HIGH
RS = 10kΩ
tPDLH2
VCC = 3.0V
Biased
543.40
544.89
548.12
547.77
552.52
ns
Grounded
549.16
551.29
553.97
554.96
560.48
VCC = 3.6V
Biased
488.29
489.81
492.22
492.49
496.53
Grounded
492.76
494.73
497.01
498.83
503.91
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
850
850
850
850
850
Propagation Delay LOW
to HIGH
RS = 50kΩ
tPDLH3
VCC = 3.0V
Biased
865.93
871.79
876.84
878.36
886.19
ns
Grounded
874.14
879.34
884.51
889.21
898.50
VCC = 3.6V
Biased
776.39
781.80
786.88
786.08
793.68
Grounded
786.57
789.70
794.50
795.89
805.88
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
1400
1400
1400
1400
1400
Propagation Delay HIGH
to LOW
RS = 0V
tPDHL1
VCC = 3.0V
Biased
89.39
88.73
89.06
88.96
88.29
ns
Grounded
90.14
89.46
89.36
80.26
88.57
VCC = 3.6V
Biased
75.19
74.63
74.71
74.54
73.86
Grounded
76.14
75.23
74.89
74.70
73.90
Limit -
-
-
-
---
Limit +
-
155
155
155
155
155
Table 3. ISL71026M Response of Key Parameters vs TID (Cont.)
Parameter
Symbol
Condition
Bias
Pre-Rad
Value
10krad
(Si)
30krad
(Si)
50krad
(Si)
Anneal
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com