công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0824367 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0824367
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMLP 24 (30X12)R CUS - Plastic label with drill hole
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0824367 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0824367 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Plastic label with drill hole, can be ordered: by line, white, labeled according to customer
specifications, mounting type: adhesive, text field height: 12 mm, text field width: 30 mm
Your advantages
The EMLP 30 ... self-adhesive markers are particularly well suited to marking electrical buttons and indicator lamps on consoles and in control
cabinets
•
The markers meet the same standards as the engraved labels, they provide high-quality visuals
•
When combined with the right ink ribbon, the marking is highly resistant to solvents and mechanical influences
•
Commercial data
Item number
0824367
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Sales key
NULL
Product key
BG8141
Catalog page
Page 276 (C-5-2013)
GTIN
4046356352437
Weight per piece (including packing)
21.69 g
Weight per piece (excluding packing)
21.69 g
Customs tariff number
49119900
Country of origin
PL
EMLP 24 (30X12)R CUS - Plastic label with drill hole
0824367
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0824367
Jun 5, 2025, 4:29AM
Page 1 (7)


Số phần tương tự - 0824367

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0824360 PHOENIX-0824360 Datasheet
184Kb / 5P
EMLP (27X18)R SR CUS - Label
0824361 PHOENIX-0824361 Datasheet
185Kb / 5P
EMLP (27X8)R SR CUS - Label
0824362 PHOENIX-0824362 Datasheet
183Kb / 5P
EMLP (45X15)R SR CUS - Label
0824363 PHOENIX-0824363 Datasheet
192Kb / 7P
EMLP (60X30)R CUS - Label
0824364 PHOENIX-0824364 Datasheet
186Kb / 5P
EMLP 24 (30X12) CUS - Plastic label with drill hole
More results

Mô tả tương tự - 0824367

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0801855 PHOENIX-0801855 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R
0801857 PHOENIX-0801857 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R YE
0801858 PHOENIX-0801858 Datasheet
49Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 30(45X10)R BK
0822291 PHOENIX-0822291 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14)
0822314 PHOENIX-0822314 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) BK
0822327 PHOENIX-0822327 Datasheet
47Kb / 2P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14) BK
0822330 PHOENIX-0822330 Datasheet
48Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) SR
0822343 PHOENIX-0822343 Datasheet
48Kb / 3P
Plastic label with drill hole - EMLP 32 (38X14) SR
0824562 PHOENIX-0824562 Datasheet
55Kb / 2P
Plastic label - UC-EMLP (60X30) CUS
0819589 PHOENIX-0819589 Datasheet
44Kb / 1P
EMLP 24 (30X12)R GN
09/11/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com