công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0824367 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0824367
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMLP 24 (30X12)R CUS - Plastic label with drill hole
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0824367 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - PHOENIX CONTACT

  0824367 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0824367 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Ambient temperature (assembly)
> 18 °C
Recommended ambient temperature (storage/transport)
23 °C
Recommended humidity (storage/transport)
50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is
recommended)
Shelf life
12 months
Dimensions
Width
30 mm
Length
40 mm
Hole diameter
24.00 mm
Text field
Text field width
30 mm
Text field height
12 mm
Standards and regulations
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EMLP 24 (30X12)R CUS - Plastic label with drill hole
0824367
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0824367
Jun 5, 2025, 4:29AM
Page 5 (7)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com