công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0824321 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0824321
Giải thích chi tiết về linh kiện  EML (26,5X26,5)R SR CUS - Label
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0824321 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  0824321 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0824321 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Technical data
Product properties
Product type
Labeled device marker
Marking
Number of individual labels per row
3
Identification technology
Thermal transfer for rolls
Environmental and real-life conditions
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish
Result
Test passed
UV resistance
Specification
ISO 4892-2:2013-03 (following)
Result
Test passed
Test duration
96 h
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 150 °C
Ambient temperature (assembly)
> 5 °C
Recommended storage conditions
23 °C / 50 % relative humidity
Recommended ambient temperature (storage/transport)
22 °C
Recommended humidity (storage/transport)
50 %
Shelf life
2 years
Mounting
Mounting type
adhesive
Material specifications
RoHS compliant
yes
Foil strength
50 µm
Adhesive strength
24 µm
Adhesive
Acrylic
Color
silver/matt
Material
Polyester
Components
free from silicone and halogen
Environmental and real-life conditions
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish
Result
Test passed
UV resistance
Specification
ISO 4892-2:2013-03 (following)
Result
Test passed
EML (26,5X26,5)R SR CUS - Label
0824321
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0824321
Jun 5, 2025, 4:21AM
Page 2 (6)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com